công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS3MBF-PJ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện RS3MBF-PJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIERS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

RS3MBF-PJ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  RS3MBF-PJ Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, RS3MBF-PJ Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, RS3MBF-PJ Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
Fig.3 Typical Instaneous Forward
Characteristics
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.0
0.01
0.1
1.0
10
Instaneous Forward Voltage (V)
T =25
J
°C
pulse with 300μs
1% duty cycle
Fig.2 Typical Reverse Characteristics
0.1
1.0
10
100
20
40
60
80
100
120
00
140
percent of Rated Peak
Voltage (%)
Reverse
T =125
J
°C
T =25
J
°C
1.0
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T =25
J
°C
Fig.4 Typical Junction Capacitance
T =25
J
°C
f = 1.0MHz
Vsig = 50mVp-p
15
30
45
60
75
90
00
10
100
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surge Current
Number of Cycles
1
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
4.0
0.0
25
50
75
100
125
150
175
Case Temperature (
°C)
Fig.1 Maximum Average Forward Current Rating
3.0
3.5
Single phase half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
RS3ABF-
PJ thru RS3MBF-PJ
2 / 3
www.pingjingsemi.com
Revi
sion:1.0 Oct-2017



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com