công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAV99 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện BAV99
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

BAV99 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  BAV99 Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, BAV99 Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, BAV99 Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BAV99
Switching Diode
3 / 3
Symbol
Dimensions in millimeter
Min.
Typ.
Max.
A
0.900
1.025
1.150
A1
0.000
0.050
0.100
b
0.300
0.400
0.500
c
0.080
0.115
0.150
D
2.800
2.900
3.000
E
1.200
1.300
1.400
HE
2.250
2.400
2.550
e
1.800
1.900
2.000
L1
0.550REF
L
0.300
0.500
θ
www.pingjingsemi.com
Revision:2.0 Jun - 2019
Device
Package
Reel Dimension (inch)
Shipping
BAV99
SOT-23
7
3,000
Ordering Information
Package Outline
SOT-23
Dimensions in mm



Html Pages

1 2 3