| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LSM9DS1 bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSM9DS1 bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - STMicroelectronics |
|
70 / 72 page ![]() Package information LSM9DS1 70/72 DocID025715 Rev 3 Table 131. LGA (3.5x3x1 mm) 24-lead package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A1 1.000 1.027 A3 0.130 D1 2.850 3.000 3.150 E1 3.350 3.500 3.650 L1 2.960 3.010 3.060 L2 1.240 1.290 1.340 N1 0.165 0.215 0.265 P2 0.200 0.250 0.300 a45° T1 0.300 0.350 0.400 T2 0.180 0.230 0.280 K 0.050 M 0.100 |