công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJM3413PSA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện PJM3413PSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

PJM3413PSA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  PJM3413PSA Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3413PSA Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3413PSA Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3413PSA Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PJM3413PSA
P-Channel Power MOSFET
www.pingjingsemi.com
3 / 4
Revision:1.0 Dec-2018
Electrical Characteristics Curves
-15
0
0
5
5
1
10
0
1
15
5
2
20
0
2
25
5
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
--V
V
D
DS
S (
(V
Vo
olltts
s))
V
V
G
GS
S=
=--1
1..5
5V
V
--2
2..0
0V
V
--2
2..5
5V
V
--4
4..5
5V
V
--3
3..0
0V
V
0
0
5
5
1
10
0
1
15
5
2
20
0
0
0
0
0..5
5
1
1
1
1..5
5
2
2
2
2..5
5
3
3
--V
V
G
GS
S(
(V
Vo
olltts
s))
2
25
5°
°C
C
1
12
25
5°
°C
C
V
V
D
DS
S=
=--5
5V
V
2
2
4
4
6
6
8
8
1
10
0
2
25
5
7
75
5
1
10
00
0
1
12
25
5
1
15
50
0
1
17
75
5
90
120
150
180
210
240
0
0
-I
D (A)
V
V
G
GS
S=
=--1
1..8
8V
V
V
VGS=
=--2
2..5
5V
V
V
V
G
GS
S=
=--4
4..5
5V
V
0
0..8
8
1
1
1
1..2
2
1
1..4
4
1
1..6
6
0
0
5
50
0
Temperature (°C)
V
V
G
GS
S=
=--2
2..5
5V
V
II
D
D=
=--2
2
A
V
V
G
GS
S=
=--4
4..5
5V
V
II
D
D=
=--3
3A
A
V
V
G
GS
S=
=--1
1..8
8V
V
II
D
D=
=--1
1A
A
-15
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0
0
2
2
4
4
6
6
8
8
1
10
0
Q
Q
g
g (
(n
nC
C))
0
0
2
20
00
0
4
40
00
0
6
60
00
0
8
80
00
0
1
10
00
00
0
1
12
20
00
0
1
14
40
00
0
0
0
5
5
1
10
0
1
15
5
2
20
0
--V
V
D
DS
S (
(V
Vo
olltts
s))
C
C
iis
ss
s
C
C
o
os
ss
s
C
C
rrs
ss
s
V
V
D
DS
S=
=--1
10
0V
V
II
D
D=
=--3
3A
A
12
1E-05
1E-04
1E-03
1E-02
1E-01
1E+00
1E+01
1E+02
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-V
SD (Volts)
25°C
125°C



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com