công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJM2319PSA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện PJM2319PSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Enhancement Field Effect Transistor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

PJM2319PSA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  PJM2319PSA Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2319PSA Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2319PSA Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2319PSA Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2319PSA Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2319PSA Datasheet HTML 6Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2319PSA Datasheet HTML 7Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2319PSA Datasheet HTML 8Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
PJM2319PSA
P-Enhancement Field Effect Transistor
www.pingjingsemi.com
3 / 8
Revision:1.0 Mar-2018
Ratings and Characteristic Curves
0
5
10
15
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
VGS =10 V thru 5V
VGS =4V
VGS =3V
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0
5
10
15
20
VGS = - 10 V
VGS = - 4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
ID =3.1 A
VDS =20V
VDS =32V
VDS =10V
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
0
250
500
750
1000
0
8
16
24
32
40
Ciss
Coss
Crss
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS =- 4.5 V; ID =- 2.6 A
VGS = - 10 V; ID =
=- .1 A
T
J - Junction Temperature (°C)
0
1
2
3
4
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
Output Characteristics
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
Transfer Characteristics
I
D - Drain Current (A)
On-Resistance vs. Drain Current
Q
g - Total Gate Charge (nC)
Gate Charge



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com