công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJM2307PSA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện PJM2307PSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  P- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

PJM2307PSA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  PJM2307PSA Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2307PSA Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2307PSA Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2307PSA Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2307PSA Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2307PSA Datasheet HTML 6Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Electrical Characteristics
TA=25℃ unless otherwise noted
2 / 6
PJM2307PSA
P- Enhancement Mode Field Effect Transistor
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Drain-Source Breakdown Voltage
-V(BR)DSS
VGS = 0V, ID =-250µA
30
V
Gate-Source Leakage
IGSS
DS
V
=0V, VGS =±20V
±100
nA
VDS =-30V, VGS =0V
1
Zero Gate Voltage Drain Current
-IDSS
µA
VGS =-4.5V, ID =-2.5A
110
138
Drain-Source On-State Resistance
Note2
DS(
R
on)
VGS =-10V, ID =-3.5A
73
88
mΩ
Forward Transconductance
Note2
fs
g
VDS =-10V, ID =-3.5A
7
S
Input Capacitance
Ciss
340
Output Capacitance
Coss
67
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS =-15V,VGS =0V,f =1MHz
51
pF
Total Gate Charge
Qg
6
.2
4.1
Gate-Source Charge
Qgs
1.3
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS =-15V,VGS =-4.5V,
ID =-2.5A
1.8
nC
Turn-On Delay Time
td(on)
40
6
0
Rise Time
tr
6
0
40
Turn-Off Delay Time
td(off)
4
0
20
Fall Time
tf
VDD=-15V,
RL=15Ω, ID =-1A,
VGEN=-4.5V,Rg=1Ω
3
0
17
ns
Body Diode Voltage
-VSD
S=
I
-0.75A, ,VGS =0
0.
8
1.
2
V
Notes:
1. Surface mounted on FR4 board,t ≤ 10 sec.
2. Pulse Test :pulse width < 300µs, duty cycle ≤2%.
VDS =VGS, ID = -250µA
3
Gate threshold voltage Note2
-VGS(th)
V
1
Static Characteristics
Dynamic Characteristics
Switching Characteristics
Source-Drain Diode characteristics
www.pingjingsemi.com
Revision:1.1 Jun-2019



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com