công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJM2310NSA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện PJM2310NSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

PJM2310NSA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  PJM2310NSA Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2310NSA Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2310NSA Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2310NSA Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2310NSA Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM2310NSA Datasheet HTML 6Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Features
Schematic diagram
SOT-23
Applications
Trench FET Power MOSFET
RDS(ON) < 105mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 125mΩ (VGS = 4.5V)
DC/DC Converter
Battery Switch
3
1
2
Gate
Source
Drain
PJM2310NSA
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
1 / 6
www.pingjingsemi.com
Revision:1.1 Jan-2019
Absolute Maximum Ratings
Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.
Parameter
Symbol
Value
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
60
V
Gate-Source Voltage
VGS
± 20
V
Continuous Drain Current
ID
3
A
Pulsed Drain Current Note 1
IDM
10
A
Total Power Dissipation
PD
0.9
W
Operating Junction Temperature
TJ
150
℃
Storage Temperature
TSTG
- 55 to + 150
℃
Thermal Characteristics
Parameter
Symbol
Value
Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient Note2
RθJA
139
℃
/
W
1. Gate 2.Source 3.Drain
Marking: S10


Số phần tương tự - PJM2310NSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
PJM2319PSA PJSEMI-PJM2319PSA Datasheet
1Mb / 8P
P-Enhancement Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - PJM2310NSA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
PJM2302NSA-S PJSEMI-PJM2302NSA-S Datasheet
1Mb / 6P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM3018NSA PJSEMI-PJM3018NSA Datasheet
2Mb / 6P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM3420NSA PJSEMI-PJM3420NSA Datasheet
1Mb / 6P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM02N60SA PJSEMI-PJM02N60SA Datasheet
1Mb / 7P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM40H10NTC PJSEMI-PJM40H10NTC Datasheet
791Kb / 6P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM2302NSC PJSEMI-PJM2302NSC Datasheet
3Mb / 7P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM2304NSA PJSEMI-PJM2304NSA Datasheet
2Mb / 7P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM3402NSC PJSEMI-PJM3402NSC Datasheet
3Mb / 7P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM3404NSC PJSEMI-PJM3404NSC Datasheet
4Mb / 7P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PJM3416NSC PJSEMI-PJM3416NSC Datasheet
3Mb / 7P
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com