công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DB101 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện DB101
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Bridge Rectifiers
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

DB101 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  DB101 Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. DB101 Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP. DB101 Datasheet HTML 3Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Rating and Characteristic Curves
The curve above is for reference only.
DB10*-U/13-00/99-00/01
Rev. 11, 18-May-2020
DB101 THRU DB107
0
5
10
15
20
25
30
35
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
30
60
90
120
150
Fig. 1 - Forward Current Derating Curve
Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Ambient Temperature (℃)
Number of Cycles at 60Hz
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
8.3mS Single Half-Sine-Wave
(JEDEC METOD)
Fig. 3 - Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Reverse Voltage (V)
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
TJ=25°C
TJ=75°C
TJ=100°C
TJ=125°C
Pulse Width 300uS 2%Duty Cycle
0.1
1
10
100
1000
20
40
60
80
100
TJ=25°C
TJ=75°C
TJ=100°C
TJ=125°C
1
10
100
0.1
1
10
100
TJ=25°C,f=1MHz
Instantaneous Forward Voltage (V)
Fig. 4 - Typical Forward Characteristics
TJ=150°C



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com