công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMS130N85D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HMS130N85D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Super Trench II Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HMS130N85D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HMS130N85D Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HMS130N85D Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HMS130N85D Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HMS130N85D Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HMS130N85D Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Electrical Characteristics (TC=25℃unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Unit
Off Characteristics
Drain-Source Breakdown Voltage
BVDSS
VGS=0V ID=250μA
85
-
V
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=85V,VGS=0V
-
-
1
μA
Gate-Body Leakage Current
IGSS
VGS=±20V,VDS=0V
-
-
±100
nA
On Characteristics
(Note 3)
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=250μA
2
3
4
V
Drain-Source On-State Resistance
RDS(ON)
VGS=10V, ID=65A
-
3.5
4.0
mΩ
Forward Transconductance
gFS
VDS=5V,ID=65A
60
-
S
Dynamic Characteristics
(Note4)
Input Capacitance
Clss
-
4950
-
PF
Output Capacitance
Coss
-
850
-
PF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS=40V,VGS=0V,
F=1.0MHz
-
40
-
PF
Switching Characteristics
(Note 4)
Turn-on Delay Time
td(on)
-
18
-
nS
Turn-on Rise Time
tr
-
11
-
nS
Turn-Off Delay Time
td(off)
-
38
-
nS
Turn-Off Fall Time
tf
VDD=40V,ID=65A
VGS=10V,RG=3Ω
-
9
-
nS
Total Gate Charge
Qg
-
88
-
nC
Gate-Source Charge
Qgs
-
22
nC
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS=40V,ID=65A,
VGS=10V
-
25
nC
Drain-Source Diode Characteristics
Diode Forward Voltage
(Note 3)
VSD
VGS=0V,IS=65A
-
1.2
V
Diode Forward Current
(Note 2)
IS
-
-
130
A
Reverse Recovery Time
trr
-
72
-
nS
Reverse Recovery Charge
Qrr
TJ = 25°C, IF =65A
di/dt = 100A/μs
(Note3)
-
102
-
nC
Notes:
1. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
2. Surface Mounted on FR4 Board, t ≤ 10 sec.
3. Pulse Test: Pulse Width ≤ 300μs, Duty Cycle ≤ 2%.
4. Guaranteed by design, not subject to production
5. EAS condition : Tj=25 ,V
℃ DD=40V,VG=10V,L=0.5mH,Rg=25Ω
HMS130N85D



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com