công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP4433T1G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LP4433T1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET Low rDS(on) trench technology
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LP4433T1G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LP4433T1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LP4433T1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LP4433T1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LP4433T1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LP4433T1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Gate-Source Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = -250 uA
-1
V
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ±20 V
±100
nA
VDS = -24 V, VGS = 0 V
-1
VDS = -24 V, VGS = 0 V, TJ = 55°C
-10
On-State Drain Current
a
ID(on)
VDS = -5 V, VGS = -10 V
-20
A
VGS = -10 V, ID = -6 A
28
VGS = -4.5 V, ID = -4A
48
Forward Transconductance
a
gfs
VDS = -15 V, ID = -7 A
8
S
Diode Forward Voltage
a
VSD
IS = -1 A, VGS = 0 V
-1.5
V
Total Gate Charge
Qg
18
Gate-Source Charge
Qgs
4.2
Gate-Drain Charge
Qgd
7.4
Turn-On Delay Time
td(on)
6
Rise Time
tr
5
Turn-Off Delay Time
td(off)
55
Fall Time
tf
21
Input Capacitance
Ciss
1539
Output Capacitance
Coss
163
Reverse Transfer Capacitance
Crss
151
Notes
a.
Pulse test: PW <= 300us duty cycle <= 2%.
b.
Guaranteed by design, not subject to production testing.
pF
VDS = -15 V, VGS = 0 V, f = 1 Mhz
m
rDS(on)
nC
VDS = -15 V, RL = 2.1
,
ID = -7 A,
VGEN = -10 V, RGEN = 6
VDS = -15 V, VGS = -4.5 V,
ID = -7 A
Drain-Source On-Resistance
a
Zero Gate Voltage Drain Current
Static
uA
Electrical Characteristics
IDSS
Dynamic
b
ns
2/5
Leshan Radio Company, LTD.
Symbol
Maximum
Units
40
80
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.
b.
Pulse width limited by maximum junction temperature
t <= 10 sec
Steady State
RθJA
THERMAL RESISTANCE RATINGS
°C/W
Parameter
Maximum Junction-to-Ambient
a
-3
-1.6
22
35
LP4433T1G
Rev.A Nov. 2019



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com