công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP3443LT3G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LP3443LT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET VDS = -20V
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LP3443LT3G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LP3443LT3G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LP3443LT3G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LP3443LT3G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LP3443LT3G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LP3443LT3G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LP3443LT3G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
LP3443LT1G, S-LP3443LT1G
20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta= 25ºC)
Drain–Source Breakdown Voltage
(VGS = 0, ID = -250μA)
Gate Threshold Voltage
(VDS = VGS, ID = -250μA)
Zero Gate Voltage Drain Current
(VGS = 0, VDS = -20 V)
Gate−to−Source Leakage Current
(VDS = 0 V, VGS = ±12 V)
Static Drain–Source On–State Resistance(Note 3)
(VGS = -4.5V, ID = -4.7A)
(VGS = -2.7V, ID = -3.8A)
(VGS = -2.5V, ID = -1.0A)
Diode Forward Voltage
(VGS = 0 V, ISD = -1.7 A)
Total Gate Charge@10V
Total Gate Charge@4.5V
Gate−to−Source Gate Charge
Gate−to−Drain Charge
Turn-On Delay Time
Rise Time
Turn-Off Delay Time
Fall Time
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer Capacitance
Body Diode Reverse Recovery Time
(IF=-4A,dl/dt=80A/µs)
Body Diode Reverse Recovery Charge
(IF=-4A,dl/dt=80A/µs)
Gate-Resistance
(VDS = 0 V, VGS = 0 V,f =1MHz)
3.Pulse Test: Pulse Width ≤
300 μs, Duty Cycle ≤2.0%.
Rg
Ω
-
8
-
trr
ns
-
22.15
-
Qrr
nC
-
6.61
-
pF
Coss
-
82
-
(f = 200kHz,VDS= -
10 V)
Ciss
-
869
-
Crss
-
73
-
(VDD = -10V, RL
=10Ω,ΙD = −1Α,
VGEN = -4.5V,RG
= 6.2Ω)
td(on)
-
18
-
-
ns
tr
-
25
-
td(off)
-
88
-
tf
42
-
VSD
V
-
-
-1.2
(VDS = -10V, ID = -
1.5A)
Qg
-
20
-
nC
Qg
-
9
-
Qgs
-
1.5
-
Qgd
-
2.7
-
-
63
90
-
75
110
IGSS
nA
-
-
±100
RDS(on)
mΩ
-
58
70
VGS(th)
V
-0.6
-0.85
-1.4
IDSS
μA
-
-
-1
STATIC
VBRDSS
V
-20
-
-
Characteristic
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Leshan Radio Company, LTD.
2/6
DYNAMIC
Rev.F Jun. 2020



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com