công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2128LT3G bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LP2128LT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LP2128LT3G bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Leshan Radio Company

  LP2128LT3G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LP2128LT3G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LP2128LT3G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LP2128LT3G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LP2128LT3G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
1. FEATURES
●
VDS =-20V
●
Advanced trench process technology
●
High Density Cell Design For Ultra Low On-Resistance
●
Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
●
Improved Shoot-Through FOM
●
We declare that the material of product compliance with
RoHS requirements and Halogen Free.
2. APPLICATIONS
●
Simple Drive Requirement
●
Small Package Outline
●
Surface Mount Device
3. DEVICE MARKING AND ORDERING INFORMATION
LP2128LT3G
PA2
10000/Tape&Reel
LP2128LT1G
20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
Device
Marking
Shipping
LP2128LT1G
PA2
3000/Tape&Reel
SOT23(TO-236)
Leshan Radio Company, LTD.
4. MAXIMUM RATINGS(Ta = 25ºC)
– Continuous TA = 25°C
– Pulsed
5. THERMAL CHARACTERISTICS
Total Device Dissipation FR–5 Board@Ta=25℃
Thermal Resistance,
Junction–to–Ambient
Junction and Storage temperature
1.Repetitive Rating: Pulse width limited by the maximum junction temperature
Parameter
Symbol
Limits
Drain Current(Note 1)
A
ID
-6
Unit
Drain–Source Voltage
VDSS
-20
V
Gate–to–Source Voltage
VGS
±12
V
PD
1100
mW
RΘJA
110
ºC/W
IDM
-24
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Avalanche Current(L=0.1mH)
Avalanche Energy(L=0.1mH)
TJ,Tstg
−55
∼+150
ºC
IAS
12
A
EAS
7.3
mJ
Rev.B Jan. 2020
1/5


Số phần tương tự - LP2128LT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LP21 ETC1-LP21 Datasheet
57Kb / 2P
CRYSTAL IN HC-49/S TRU-HOLE PACKAGE
logo
Pletronics, Inc.
LP21 PLETRONICS-LP21 Datasheet
91Kb / 6P
Low Profile Crystal
logo
Optronics International
LP21 OPTRONICS-LP21 Datasheet
131Kb / 1P
Heavy Duty License Plate Lights
logo
Texas Instruments
LP211 TI-LP211 Datasheet
240Kb / 11P
LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI1-LP211 Datasheet
829Kb / 14P
LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
More results

Mô tả tương tự - LP2128LT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXM62P02E6 ZETEX-ZXM62P02E6 Datasheet
203Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXM64P02X ZETEX-ZXM64P02X Datasheet
205Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2301 TSC-TSM2301 Datasheet
169Kb / 5P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJA63P02 PANJIT-PJA63P02 Datasheet
204Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LP2301ALT1G LRC-LP2301ALT1G_15 Datasheet
1Mb / 5P
20V P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP21D0UT DIODES-DMP21D0UT_15 Datasheet
170Kb / 7P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMP22D4UFA DIODES-DMP22D4UFA_15 Datasheet
159Kb / 6P
20V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
logo
Pan Jit International I...
PJA3415 PANJIT-PJA3415 Datasheet
227Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJA3415A PANJIT-PJA3415A Datasheet
298Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PJS6415 PANJIT-PJS6415 Datasheet
297Kb / 6P
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com