công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA12537 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA12537
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~8째 spot beam
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA12537 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ledil, Inc.

  CA12537 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 7Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 8Page - Ledil, Inc. CA12537 Datasheet HTML 9Page - Ledil, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
CA12537_HEIDI-RS
PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):
LED
XP-G2
FWHM
10.0°
Efficiency
94 %
Peak intensity
20 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour
White
Required components:
LED
XP-G3
FWHM
12.0°
Efficiency
94 %
Peak intensity
13 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour
White
Required components:
LED
XP-L HD
FWHM
15.0°
Efficiency
89 %
Peak intensity
8.3 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour
White
Required components:
LED
LUXEON A
FWHM
11.0°
Efficiency
87 %
Peak intensity
15.6 cd/lm
LEDs/each optic 1
Light colour
White
Required components:
Last update: 07/06/2018
Subject to change without prior notice
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.
3/11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com