công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM7201 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM7201
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED liear constant current driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7201 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7201 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7201 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7201 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7201 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7201 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7201 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7201 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7201 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
8
Preliminary
封装
SOT-23-5
符号
毫米
最小
最大
A
0.90
1.45
A1
0.00
0.15
A2
0.90
1.30
b
0.20
0.50
C
0.09
0.26
D
2.70
3.10
E
2.20
3.20
E1
1.30
1.80
e
0.95REF
e1
1.90REF
L
0.10
0.60
a°
0°
30°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com