công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SZAF5.6A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SZAF5.6A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener voltage regulator diodes 1 Watt Steady State
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SZAF5.6A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Leshan Radio Company

  SZAF5.6A Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SZAF5.6A Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Proprietary Information
Title: Power Packages Marking & Taping
Specification
功率封装字模和编带规范
Document Number:APS-QA-QS-010
Revision
C
Page 6 of 9
Do not copy without written permission from Advanced Power Semiconductor
8.2 Standard Products Taping Specification
标准产品编带规范
8.2.1 Tape length of no component
空带长度说明
Taping leader length 引导部分:440mm±40mm ,Tape trailer 尾部:200mm±40mmt
8.2.2 Component packaging orientation: The cathode lead is close to the carrier tape’s index hole.
产品放置方向:印阴极带引脚邻近载带索引孔
160mm-240mm
400mm-480mm
TAPE LEADER



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com