công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM3410C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM3410C
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM/PFM control DC-DC buck regulator
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3410C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3410C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3410C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3410C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3410C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3410C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3410C Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3410C Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
HM3410C
1
PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器
■ 产品概述
HM3410C 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、
PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压 DC/DC 调整器。
利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全
输入电压范围(1.8-5.5V)内的低纹波、高效率和大输出电
流等特点。
内置功率 MOSFET,使用过压、过流、过热、
短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护
芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点,最适合
在移动设备的电源内部使用。
■ 用途
数码相机、电子记事本、PDA 等移动设备用电源
CD 随身听、MD 等音响装置电源
照相机、视频设备、通信设备的稳压电源
微机用电源
■ 产品特点
高效率
最大效率可达 95%
大的输出电流
800mA
甚小静态电流
典型值 40
μA
甚小输出纹波
<±0.4%
低压操作
可达 100%占空比
PWM/PFM 自动切换
占空比自动可调以保持很大负
载范围内的高效率、低纹波
■ 封装
SOT-23-5L
DFN2020-6L
■ 典型应用电路
VIN
CE
LX
FB
GND
R1
R2
VIN
L
COUT
CIN
VOUT
4.7uF
10uF
2.2uH
HM3410C
GND
GND
■ 订购信息
HM3410C①②③
数字项目
符号
描述
F
内置 PWM/PFM 自动切换功能
M
SOT23-5L 封装
D
DFN2020-6L 封装
R
卷带方向反向
L
卷带方向正向
HM3410C


Số phần tương tự - HM3410C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM3410B HMSEMI-HM3410B Datasheet
1Mb / 10P
PWM/PFM Control DC-DC Buck Converter
More results

Mô tả tương tự - HM3410C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC115 MICROCHIP-TC115 Datasheet
355Kb / 14P
PFM/PWM Step-Up DC/DC Converter
2003
logo
Torex Semiconductor
XC9106 TOREX-XC9106 Datasheet
109Kb / 8P
PWM Control, PWM/PFM Switching Control, Step-up DC/DC Converters
XC910607 TOREX-XC910607 Datasheet
81Kb / 7P
PWM Control, PWM/PFM Switching Control, Step-up DC/DC Converters
XC9106 TOREX-XC9106_1 Datasheet
297Kb / 11P
PWM Control,PWM/PFM Switching Control, Step-Up DC/DC Converters, Externally Applied Vref
logo
Microchip Technology
TC115 MICROCHIP-TC115_13 Datasheet
232Kb / 14P
PFM/PWM Step-Up DC/DC Converter
10/26/12 2002-2012
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM3410B HMSEMI-HM3410B Datasheet
1Mb / 10P
PWM/PFM Control DC-DC Buck Converter
HM3415B HMSEMI-HM3415B Datasheet
1Mb / 10P
PWM/PFM Control DC-DC Buck Converter
HM3416H HMSEMI-HM3416H Datasheet
1Mb / 11P
PWM/PFM Control DC-DC Buck Converter
HM1532 HMSEMI-HM1532 Datasheet
842Kb / 15P
1.2MHz, PWM/PFM switching control, DC-DC boost controller
HM2806 HMSEMI-HM2806 Datasheet
415Kb / 5P
PWM/PFM control DC-DC step-down constant current driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com