công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE2072ACPE4 bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLE2072ACPE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLE2072ACPE4 bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Texas Instruments

Back Button TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TLE2072ACPE4 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 81 page
background image
TLE207x, TLE207xA
EXCALIBUR LOW NOISE HIGHSPEED
JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS181B − FEBRUARY 1997 − REVISED APRIL 2004
50
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 10
15
12
6
3
0
27
9
− 30 − 24 −18 −12 − 6
0
6
21
18
24
DISTRIBUTION OF TLE2072 INPUT OFFSET
VOLTAGE TEMPERATURE COEFFICIENT
30
12
18
24
30
310 Amplifiers
VCC = ± 15 V
TA = − 55°C to 125°C
αVIO − Temperature Coefficient − µV/°C
P Package
Figure 11
15
12
6
3
0
27
9
− 40 − 32 − 24 −16 − 8
0
8
21
18
24
DISTRIBUTION OF TLE2074 INPUT OFFSET
VOLTAGE TEMPERATURE COEFFICIENT
30
16
24
32
40
VCC = ± 15 V
TA = − 55°C to 125°C
N Package
αVIO − Temperature Coefficient − µV/°C
Figure 12
0.01
0.001
25
45
INPUT BIAS CURRENT AND
INPUT OFFSET CURRENT†
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
100
65
85
105 125
0.1
1
10
VCC ± = ±5 V
VIC = 0
VO = 0
IIB
IIO
−75 − 55 −35 − 15 −5
TA − Free-Air Temperature − °C
Figure 13
INPUT BIAS CURRENT AND
INPUT OFFSET CURRENT†
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
25
45
65
85
105 125
0.01
0.001
100
0.1
1
10
VCC ± = ±15 V
VIC = 0
VO = 0
IIO
IIB
− 75 − 55 − 35 − 15
5
TA − Free-Air Temperature − °C
† Data at high and low temperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com