công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HGL36110C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HGL36110C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Circuit breaker, PowerPact H, thermal magnetic, 110A, 3 pole, 600V, 18kA, 100% rated
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

HGL36110C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  HGL36110C Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric HGL36110C Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Environment
Product certifications
CSA
UL Listed
CE
IEC
Ambient air temperature for operation
104 °F (40 °C)
Ordering and shipping details
Category
01115-HG,HJ,JG,JJ UNIT MT BREAKER/SWITCH
Discount Schedule
DE2
GTIN
00785901702474
Package weight(Lbs)
4.00 lb(US) (1.814 kg)
Returnability
Yes
Country of origin
US
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Contractual warranty
Warranty
18 months
2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com