công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE2071ACPE4 bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLE2071ACPE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXCALIBUR LOW-NOISE HIGH-SPEED JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLE2071ACPE4 bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Texas Instruments

Back Button TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TLE2071ACPE4 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 81 page
background image
TLE207x, TLE207xA
EXCALIBUR LOW NOISE HIGHSPEED
JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS181B − FEBRUARY 1997 − REVISED APRIL 2004
55
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
60
20
0
− 40
1
10
100
1 k
10 k 100 k
100
120
f − Frequency − Hz
SMALL-SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE
AMPLIFICATION AND PHASE SHIFT
vs
FREQUENCY
140
1 M
10 M
100 M
80
40
Gain
Phase Shift
− 20
140
°
120
°
100
°
80
°
60
°
40
°
20
°
0
°
180
°
160
°
VCC ± = ±15 V
RL = 2 kΩ
CL = 100 pF
TA = 25°C
Figure 28
− 10
− 20
30
1
4
10
40
100
f − Frequency − MHz
SMALL-SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE
AMPLIFICATION AND PHASE SHIFT
vs
FREQUENCY
20
10
0
CL = 25 pF
VCC ± = ± 15 V
Phase Shift
Gain
80
°
120
°
100
°
140
°
160
°
180
°
CL = 100 pF
VIC = 0
RL = 2 kΩ
TA = 25°C
CL = 100 pF
CL = 25 pF
Figure 29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com