công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2931CS15 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS2931CS15
Giải thích chi tiết về linh kiện  100mA Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS2931CS15 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS2931CS15 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2931CS15 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2931CS15 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2931CS15 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2931CS15 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
TS2931 series
5-5
2004/12 rev. A
TO-92 Mechanical Drawing
C
D
A
B
H
E
F
G
TO-92 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.30
4.70
0.169
0.185
B
4.30
4.70
0.169
0.185
C
14.30(typ)
0.563(typ)
D
0.43
0.49
0.017
0.019
E
2.19
2.81
0.086
0.111
F
3.30
3.70
0.130
0.146
G
2.42
2.66
0.095
0.105
H
0.37
0.43
0.015
0.017
SOP-8 Mechanical Drawing
C
P
B
D
K
G
1
8
A
16
9
R
M
F
SOP-8 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 (typ)
0.05 (typ)
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
o
7
o
0
o
7
o
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com