công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HM3130C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện HM3130C
Giải thích chi tiết về linh kiện  support the highest input voltage 55V
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3130C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3130C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3130C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3130C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3130C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3130C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3130C Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3130C Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2 of 7
封装及管脚分配
(散热片内置接
VIN 脚)
管脚定义
管脚号
管脚名
描述
1
VIN
内置
MOS 漏极,接输入电源
2
VDD
芯片电源
3
FB1
输出反馈电压正端采样
4
FB2
输出反馈电压负端采样
5
VCC
内部
5V LDO 输出,接电容。
6
GND
芯片地
7
VSEN
电感电流检测脚
8
VSEND
内置
MOS 源极
-
散热片
内置接
VIN 脚
HM3130C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com