| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
98ASH70029A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
98ASH70029A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors |
|
2 / 41 page ![]() • Input/Output – Up to 57 GPIOs including one output-only pin – Two 8-bit keyboard interrupt modules (KBI) – Two true open-drain output pins – Eight, ultra-high current sink pins supporting 20 mA source/sink current • Package options – 64-pin LQFP; 64-pin QFP – 48-pin LQFP – 44-pin LQFP – 32-pin LQFP MC9S08PA60 Series Data Sheet, Rev. 4, 09/2019 2 NXP Semiconductors |