công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPESDLC0524P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện TPESDLC0524P
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Line Uni-directional TVS Diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPESDLC0524P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD

  TPESDLC0524P Datasheet HTML 1Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 2Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 3Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 4Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 5Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Absolute Maximum Ratings
Electrical Characteristics
(Tamb=25°C unless otherwise specified)
(TA=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Peak Pulse Power (8/20µs)
Ppk
100
W
Peak Pulse Current (8/20µs)
IPP
A
ESD per IEC 61000−4−2 (Air)
ESD per IEC 61000−4−2 (Contact)
VESD
±25
±20
kV
Operating Temperature Range
TJ
−55 to +125
°C
Storage Temperature Range
Tstg
−55 to +150
°C
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Condition
Reverse Working Voltage
VRWM
5
V
Any I/O pin to ground
Breakdown Voltage
VBR
6
V
IT = 1mA, any I/O pin to ground
Reverse Leakage Current
IR
0.4
µA
VRWM = 5V, any I/O pin to ground
Clamping Voltage
VC
9
V
IPP = 1A (8 x 20µs pulse), any I/O
pin to ground
Clamping Voltage
VC
V
IPP = 5A (8 x 20µs pulse), any I/O
pin to ground
Junction Capacitance
CJ
0.3
pF
VR = 0V, f = 1MHz, between I/O
pins
Junction Capacitance
CJ
0.8
pF
VR = 0V, f = 1MHz, any I/O pin to
ground
WWW.TECHPUBLIC.COM.TW
4
9
26
0.6
8
TPESDLC0524P
4-Line Uni-directional TVS Diode
www.sot23.com.tw



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com