công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPSA92 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện MPSA92
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

MPSA92 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  MPSA92 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd MPSA92 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2012. 04. 19
2/2
Revision No : 0
MPSA92
0
-30
-10
-3
-1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
f - I
C
- V
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
-0.1
1
0
-30
-10
-3
-1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
V
- Ic
h
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-1
300
10
I - V
CE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
-3
-5
ob
R
-10
3
5
10
30
50
100
Cib
ob
C
T
C
-100
-5
-50
30
50
100
T = 25℃
V
= 20VDC
j
CE
BE(sat) ,
-100
-5
-50
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
V
I
/I
=10
V
BE(sat)
C
B
CE(sat)
CE(sat)
FE
C
-100
-5
100
30
50
T =125℃
j
j
T =25℃
j
T =-55℃
CE
V
=10VDC
C
CE
-10
-30
-50
-100
-300
-500
1.5
Watt
THE
RM
AL
LI
M
ITA
TIO
N
Tc=
25
℃
625
mW
THERM
AL
LIM
IT
AT
ION
Ta
=25
℃
BONDING WIRE LIMITATION
SECOND BREAK DOWN
LIMITATION T =150℃
j
100us
DC
-10
-3
-30 -50
-1
-100
-1K
-10
-100
-300



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com