công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZC2PD-E6653 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Mini-Circuits

tên linh kiện ZC2PD-E6653
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Splitter/Combiner
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MINI [Mini-Circuits]
Trang chủ  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

ZC2PD-E6653 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Mini-Circuits

  ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 3Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 4Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 5Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 6Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 7Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 8Page - Mini-Circuits ZC2PD-E6653 Datasheet HTML 9Page - Mini-Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
2 Way-0° Power Splitter/Combiner
ZC2PD-E6653+
Typical Performance Data
FREQUENCY
AMPLITUDE
UNBALANCE
ISOLATION
PHASE
UNBALANCE
FREQUENCY
(MHz)
(dB)
(dB)
(Deg)
(MHz)
S-1
S-2
1-2
S
1
2
2000
3.58
3.56
0.02
13.34
0.37
2000
1.77
1.14
1.14
3000
3.47
3.43
0.04
17.83
0.31
3000
1.52
1.25
1.24
4000
3.36
3.31
0.05
17.72
0.33
4000
1.16
1.20
1.20
5000
3.39
3.34
0.05
19.43
0.34
5000
1.10
1.20
1.23
6000
3.43
3.37
0.06
25.16
0.33
6000
1.06
1.11
1.13
7000
3.49
3.43
0.06
44.17
0.35
7000
1.12
1.11
1.11
8000
3.53
3.46
0.07
28.05
0.27
8000
1.16
1.22
1.24
9000
3.53
3.47
0.06
26.23
0.22
9000
1.06
1.08
1.10
10000
3.58
3.53
0.05
30.96
0.17
10000
1.20
1.10
1.08
11000
3.57
3.55
0.02
44.34
0.17
11000
1.13
1.09
1.09
12000
3.58
3.58
0.00
29.78
0.29
12000
1.11
1.06
1.05
13000
3.63
3.64
0.01
27.93
0.37
13000
1.19
1.16
1.15
14000
3.63
3.65
0.02
31.42
0.50
14000
1.08
1.12
1.11
15000
3.66
3.68
0.03
43.74
0.65
15000
1.09
1.09
1.08
16000
3.71
3.74
0.03
38.26
0.73
16000
1.16
1.16
1.15
17000
3.71
3.75
0.04
33.76
0.89
17000
1.11
1.14
1.16
18000
3.72
3.76
0.04
33.42
1.06
18000
1.03
1.05
1.09
19000
3.76
3.79
0.03
34.73
1.17
19000
1.12
1.05
1.04
20000
3.77
3.79
0.02
38.38
1.29
20000
1.08
1.07
1.09
22000
3.87
3.88
0.01
32.71
1.47
22000
1.23
1.19
1.20
24000
3.93
3.92
0.01
29.45
1.70
24000
1.24
1.23
1.20
26000
3.92
3.90
0.02
31.46
1.81
26000
1.13
1.14
1.13
28000
4.02
3.98
0.04
28.02
1.77
28000
1.27
1.16
1.09
30000
4.03
3.99
0.03
33.92
1.90
30000
1.20
1.17
1.19
32000
4.07
4.02
0.05
30.67
2.05
32000
1.03
1.11
1.08
34000
4.19
4.13
0.06
30.28
2.08
34000
1.30
1.27
1.21
36000
4.14
4.09
0.05
31.00
2.18
36000
1.02
1.10
1.07
38000
4.31
4.26
0.05
24.61
2.32
38000
1.36
1.20
1.17
40000
4.39
4.33
0.06
30.03
2.41
40000
1.40
1.33
1.30
42000
4.32
4.26
0.06
24.30
2.58
42000
1.14
1.20
1.15
44000
4.43
4.35
0.07
30.19
2.67
44000
1.27
1.22
1.20
46000
4.48
4.41
0.07
26.87
2.77
46000
1.33
1.21
1.19
48000
4.50
4.43
0.07
26.91
2.89
48000
1.16
1.19
1.17
50000
4.59
4.50
0.09
30.35
3.09
50000
1.17
1.23
1.20
52000
4.81
4.70
0.11
24.99
3.14
52000
1.45
1.33
1.26
54000
4.68
4.56
0.12
33.01
3.07
54000
1.09
1.10
1.02
56000
4.78
4.66
0.12
25.16
3.19
56000
1.17
1.08
1.08
58000
4.92
4.81
0.12
33.65
3.27
58000
1.24
1.19
1.15
60000
4.98
4.85
0.14
27.28
3.70
60000
1.29
1.16
1.08
62000
4.99
4.85
0.14
31.37
3.40
62000
1.09
1.07
1.05
64000
5.06
4.93
0.13
32.39
3.45
64000
1.20
1.12
1.06
65000
5.06
4.94
0.11
30.03
3.56
65000
1.18
1.03
1.08
67000
5.17
5.07
0.10
28.41
3.71
67000
1.22
1.07
1.07
1Total Loss = Insertion Loss + 3dB Splitter Loss
TEST CONDITIONS: INPUT POWER =0 dBm @Temperature = -55°C
TOTAL LOSS
1
VSWR
(dB)
(:1)
REV. OR
ZC2PD-E6653+
3/23/2020
Page 2 of 3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com