công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KB-KB50 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Mini-Circuits

tên linh kiện KB-KB50
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adapter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MINI [Mini-Circuits]
Trang chủ  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

KB-KB50 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Mini-Circuits

  KB-KB50 Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits KB-KB50 Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits KB-KB50 Datasheet HTML 3Page - Mini-Circuits KB-KB50 Datasheet HTML 4Page - Mini-Circuits KB-KB50 Datasheet HTML 5Page - Mini-Circuits KB-KB50 Datasheet HTML 6Page - Mini-Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Mini-Circuits
Environmental Specifications
All Mini-Circuits products are manufactured under exacting quality assurance and control standards, and are capable of meeting published specifications after being subjected to
any or all of the following physical and environmental test.
Specification
Test/Inspection Condition
Reference/Spec
ENV106
Operating Temperature
-55° to 100° C or -55° to 85° C
Ambient Environment
Individual Model Data Sheet
Storage Temperature
-55° to 100° C
Ambient Environment
Individual Model Data Sheet
Thermal Shock
-55° to 100°C, 5 cycles
MIL-STD-202, Method 107, conditionB-3,except over -
55° to 100°C
Connector Durability
500 mating/unmating cycles
MIL-PRF-39012E, PARAGRAPH 4.6.12
This document and its contents are the property of Mini-Circuits.
Rev:
ENV106
OR
03/12/19
File:
M173139
ENV106.pdf
Page: 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com