công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPSA56 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện MPSA56
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

MPSA56 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  MPSA56 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd MPSA56 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2013. 04. 19
2/2
Revision No : 0
MPSA56
-0
-300
-600
-900
-1200
-1
-10
-100
0
1
-
1
-
1
.
0
-
1
10
100
1000
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
700
0
0
1
-
0
1
-
1
10
100
1000
0
0
1
-
0
1
-
1
-
-10
-100
-1000
0
0
1
-
0
1
-
1
-
-100
-1000
0
0
1
-
0
1
-
1
-
10
100
-0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-500
V
CE=-1V
I
C
I
C
——
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE
(mV)
-20
C
ob
C
ib
REVERSE VOLTAGE V (V)
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
℃
V
CB/ VEB
C
ob/ Cib
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
℃
P
C
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
V
CE= -1V
T
a=25
℃
V
BE
f
T
——
-3
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
β=10
T
a=25
℃
T
a=100
℃
I
C
V
CEsat
——
-500
Typical Characterisitics
β=10
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
℃
T
a=100
℃
-2000
-500
I
C
V
BEsat
——
T
a=100
℃
T
a=25
℃
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
V
CE=-1V
I
C
h
FE
——
500
-500
I
B=-800uA
I
B= -720uA
I
B=-640uA
I
B= -560uA
I
B=-480uA
I
B=-400uA
I
B= -320uA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
COMMON
EMITTER
T
a=25
℃
I
B= -80uA
I
B=-160uA
I
B=-240uA



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com