công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA819 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện INA819
Giải thích chi tiết về linh kiện  INA819 35-關V Offset, 8-nV/?숰z Noise, Low-Power, Precision Instrumentation Amplifier
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA819 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  INA819_V01 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA819_V01 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 45 page
background image
1
±IN
8
+VS
2
RG
7
OUT
3
RG
6
REF
4
+IN
5
±VS
Not to scale
Thermal
Pad
1
±IN
8
+VS
2
RG
7
OUT
3
RG
6
REF
4
+IN
5
±VS
Not to scale
4
INA819
SBOS959C – DECEMBER 2018 – REVISED JUNE 2020
www.ti.com
Product Folder Links: INA819
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018–2020, Texas Instruments Incorporated
6 Pin Configuration and Functions
D and DGK Packages
8-Pin SOIC and 8-Pin VSSOP
Top View
DRG Package
8-Pin WSON
Top View
Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
NO.
–IN
1
I
Negative (inverting) input
+IN
4
I
Positive (noninverting) input
OUT
7
O
Output
RG
2, 3
Gain setting pin. Place a gain resistor between pin 2 and pin 3.
REF
6
I
Reference input. This pin must be driven by a low impedance source.
–VS
5
Negative supply
+VS
8
Positive supply
Thermal pad
Thermal pad internally connected to –VS. Connect externally to –VS or leave floating.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com