công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

188331 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 188331
Giải thích chi tiết về linh kiện  Short-stroke cylinder
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

188331 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  188331 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Short-stroke cylinder
AEVC-100-25-A-P
Part number: 188331
Data sheet
Feature
Value
Stroke
25 mm
Piston diameter
100 mm
Spring resetting force with piston rod in retracted position
140 N
Type code
AEVC
Based on norm
Hole pattern
ISO 6431
VDMA 24562
Cushioning
Elastic cushioning rings/pads at both ends
Mounting position
Any
Mode of operation
Single-acting
Pushing
Design
Piston rod
Piston
Position sensing
None
Symbol
00991730
Operating pressure
1 bar ... 10 bar
Operating medium
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information on operating and pilot media
Operation with oil lubrication possible (required for further use)
Corrosion resistance class (CRC)
1 - Low corrosion stress
Ambient temperature
-20 °C ... 80 °C
Theoretical force at 6 bar, advancing
4495 N
Moving mass
739 g
Product weight
3500 g
Type of mounting
Optionally:
With through-hole
With accessories
Pneumatic connection
G1/4
Note on materials
Free of copper and PTFE
Cover material
Anodized
Wrought aluminum alloy
Seals material
TPE-U(PU)
NBR
Housing material
Anodized
Wrought aluminum alloy
Piston rod material
High-alloy steel
7/2/20 - Subject to change - Festo AG & Co. KG
1/1


Số phần tương tự - 188331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1883310 PHOENIX-1883310 Datasheet
152Kb / 6P
MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08
1883310 PHOENIX-1883310 Datasheet
151Kb / 6P
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08
1883310 PHOENIX-1883310 Datasheet
151Kb / 6P
MSTB 2,5/ 8-G-5,08
1883310 PHOENIX-1883310 Datasheet
147Kb / 7P
IC 2,5/ 8-ST-5,08
1883310 PHOENIX-1883310 Datasheet
149Kb / 6P
MSTBW 2,5/ 8-G-5,08
More results

Mô tả tương tự - 188331

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
ADVC-10-5-P-A FESTO-ADVC-10-5-P-A Datasheet
94Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-10-10-P-A FESTO-ADVC-10-10-P-A Datasheet
93Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-12-5-A-P-A FESTO-ADVC-12-5-A-P-A Datasheet
93Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-12-5-P FESTO-ADVC-12-5-P Datasheet
89Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-12-5-P-A FESTO-ADVC-12-5-P-A Datasheet
92Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-12-10-A-P-A FESTO-ADVC-12-10-A-P-A Datasheet
93Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-16-10-A-P-A FESTO-ADVC-16-10-A-P-A Datasheet
91Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-16-15-I-P-A FESTO-ADVC-16-15-I-P-A Datasheet
90Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-16-25-I-P-A FESTO-ADVC-16-25-I-P-A Datasheet
91Kb / 1P
Short-stroke cylinder
ADVC-100-10-I-P FESTO-ADVC-100-10-I-P Datasheet
86Kb / 1P
Short-stroke cylinder
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com