| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MM3Z11VT1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Formosa MS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MM3Z11VT1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Formosa MS |
|
1 / 5 page ![]() Surface Mount Zener Diodes *200mw Power Dissipation *Ideal for Surface Mountted Application *Case : SOD-323 Molded plastic Mechanical Data: Features: MM3Z Series SMALL SIGNAL ZENER DIODES 200m WATTS *Zener Breakdown Voltage Range 2.4V to 75V *Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 *Polarity: Cathode Indicated by Polarity Band *Marking: Marking Code (See Table on Page 3) *Weigh: 0.004grams(approx) SOD-323 1 2 SOD-323 Outline Dimensions ~ 1 ~ Formosa MS |
Số phần tương tự - MM3Z11VT1 |
|
Mô tả tương tự - MM3Z11VT1 |