công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M45PE40-VMW6TP bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M45PE40-VMW6TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Mbit, Low Voltage, Page-Erasable Serial Flash Memory With Byte-Alterability and a 33 MHz SPI Bus Interface
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M45PE40-VMW6TP bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M45PE40-VMW6TP Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 35 page
background image
M45PE40
26/35
Table 11. DC Characteristics
Symbol
Parameter
Test Condition
(in addition to those in Table 8.)
Min.
Max.
Unit
ILI
Input Leakage Current
± 2
µA
ILO
Output Leakage Current
± 2
µA
ICC1
Standby Current
(Standby and Reset modes)
S = VCC, VIN = VSS or VCC
50
µA
ICC2
Deep Power-down Current
S = VCC, VIN = VSS or VCC
10
µA
ICC3
Operating Current
(FAST_READ)
C= 0.1VCC / 0.9.VCC at 25 MHz, Q = open
6
mA
C= 0.1VCC / 0.9.VCC at 33 MHz, Q = open
8
ICC4
Operating Current (PW)
S = VCC
15
mA
ICC5
Operating Current (SE)
S = VCC
15
mA
VIL
Input Low Voltage
– 0.5
0.3VCC
V
VIH
Input High Voltage
0.7VCC
VCC+0.4
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 1.6 mA
0.4
V
VOH
Output High Voltage
IOH = –100
µAVCC–0.2
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com