công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP0505BAHT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Littelfuse

tên linh kiện SP0505BAHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  TVS Diode Arrays - Surface Mount TVS Avalanche Diode Array
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SP0505BAHT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Littelfuse

  SP0505BAHT Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SP0505BAHT Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SP0505BAHT Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SP0505BAHT Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SP0505BAHT Datasheet HTML 5Page - Littelfuse SP0505BAHT Datasheet HTML 6Page - Littelfuse SP0505BAHT Datasheet HTML 7Page - Littelfuse SP0505BAHT Datasheet HTML 8Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
225
www .littelfuse .com
5
TVS Diode Arrays
SP0502BA, SP0503BA, SP0504BA, SP0505BA, SP0506BA
Surface Mount TVS Avalanche Diode Array
e
e1
5
4
1
2
3
L1
E1 E
D
A
A1
c
B
504B
SP0504BAHT - SOT23-5
Recommended Pad Layout
O
P
N
M
Package
Pins
JEDEC
A
A1
b
c
D
E
E1
e
e1
L1
SOT23-5
5
MO-178
mm
inches
min
max
min
max
-
1.45
-
0.057
0
0.15
0
0.006
0.3
0.5
0.012
0.020
0.08
0.22
0.003
0.009
2.75
3.05
0.108
0.120
2.6
3.0
0.102
0.118
1.45
1.75
0.057
0.069
1.90 BSC
1.90 BSC
0.60 REF
0.60 REF
0.95 BSC
0.95 BSC
M
N
O
P
2.59
.102
0.95
.038
0.69
.027TYP
0.99
.039TYP
503B
E
E1
c
e
e1
1
2
4
3
b2
b
A1
A
D
L
L1
Outline Drawings
SP0503BAHT - SOT143
3.40 (.134")
3.60 (.140")
0.80 (.032")
1.00 (.040")
2.20
(.087")
REF
1.90
(.075")
1.70
(.067")
1.00 (.040")
1.20 (.048")
0.80 (.032")
1.00 (.040")
BSC
MAX
1.40 (.055")
Recommended Pad Layout
Package
Pins
JEDEC
A
A1
b
b2
c
D
E
E1
e
e1
L
L1
SOT143
4
TO-253
mm
inches
min
max
min
max
0.08
1.22
0.031
0.048
0.05
0.15
0.002
0.006
0.30
0.50
0.012
0.019
0.76
0.89
0.030
0.035
0.08
0.20
0.003
0.008
2.80
3.04
0.110
0.119
2.10
2.64
0.082
0.103
1.92 BSC
0.076 BSC
0.20 BSC
0.008 BSC
0.4
0.6
0.016
0.024
0.550 REF
0.022 REF
1.20
1.40
0.047
0.055



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8