công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M28W320EBB bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M28W320EBB
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Mbit (2Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M28W320EBB bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button M28W320EBB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M28W320EBB Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 45 page
background image
15/45
M28W320EBT, M28W320EBB
Table 6. Memory Blocks Protection Truth Table
Note: 1. X = Don’t Care
2. VPP must also be greater than the Program Voltage Lock Out VPPLK.
Table 7. Program, Erase Times and Program/Erase Endurance Cycles
Note: 1. Typical time to program a Main or Parameter Block using the Double Word Program and the Quadruple Word Program commands
respectively.
VPP
(1)
RP
WP (1)
Lockable Blocks
(blocks #0 and #1)
Other Blocks
X
VIL
X
Protected
Protected
VIL
VIH
X
Protected
Protected
VDD or VPPH
(2)
VIH
VIL
Protected
Unprotected
VDD or VPPH
(2)
VIH
VIH
Unprotected
Unprotected
Parameter
Test Conditions
M28W320EB
Unit
Min
Typ
Max
Word Program
VPP = VDD
10
200
µs
Double Word Program
VPP = 12V ±5%
10
200
µs
Quadruple Word Program
VPP = 12V ±5%
10
200
µs
Main Block Program
VPP = 12V ±5%
0.16/0.08 (1)
5s
VPP = VDD
0.32
5
s
Parameter Block Program
VPP = 12V ±5%
0.02/0.01 (1)
4s
VPP = VDD
0.04
4
s
Main Block Erase
VPP = 12V ±5%
110
s
VPP = VDD
110
s
Parameter Block Erase
VPP = 12V ±5%
0.4
10
s
VPP = VDD
0.4
10
s
Program/Erase Cycles (per Block)
100,000
cycles



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com