công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

METSECT5MC030 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện METSECT5MC030
Giải thích chi tiết về linh kiện  current transformer tropicalised DIN mount 300 5 for bars 10x40 20x32 25x25
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

METSECT5MC030 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  METSECT5MC030 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric METSECT5MC030 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
METSECT5MC030
current transformer tropicalised DIN mount 300 5
for bars 10x40 20x32 25x25
Product availability : Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Price** : 1,380.00 USD
Main
Range
PowerLogic
Product name
CT
Product or component type
Current transformer
Secondary current
5 A
Accuracy class
Class 0.5 5 VA
Class 1 8 VA
Line Rated Current
300 A
Complementary
Current transformer type
Tropicalised for busbar and cable
Current transformer ratio
300/5
[Ith] conventional free air thermal
current
18 kA
Dynamic withstand current
2.5 Ith
Maximum safety factor
5
[Ue] rated operational voltage
< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage
3 kV
Mounting mode
Insulated locking screw
Clip-on
By screws
Mounting support
Mounting plate
DIN rail
Busbar
Width
Outside 2.76 in (70 mm)
Inner 1.61 in (41 mm)
Height
Outside 3.74 in (95 mm)
Inner 1.61 in (41 mm)
Depth
Frame 1.77 in (45 mm)
May 21, 2020
1


Số phần tương tự - METSECT5MC030

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
METSECT5MC025 SCHNEIDER-METSECT5MC025 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 250 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC040 SCHNEIDER-METSECT5MC040 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 400 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC050 SCHNEIDER-METSECT5MC050 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 500 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC060 SCHNEIDER-METSECT5MC060 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 600 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC080 SCHNEIDER-METSECT5MC080 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 800 5 for bars 10x40 20x32 25x25
More results

Mô tả tương tự - METSECT5MC030

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
METSECT5MA030 SCHNEIDER-METSECT5MA030 Datasheet
97Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 300 5 cables d. 27 - bars 10x32 15x25
May 21, 2020
METSECT5MB025 SCHNEIDER-METSECT5MB025 Datasheet
100Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 250 5 cables d. 26 - bars 12x40 15x32
METSECT5MB030 SCHNEIDER-METSECT5MB030 Datasheet
100Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 300 5 cables d. 26 - bars 12x40 15x32
METSECT5MC025 SCHNEIDER-METSECT5MC025 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 250 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC040 SCHNEIDER-METSECT5MC040 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 400 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC050 SCHNEIDER-METSECT5MC050 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 500 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC060 SCHNEIDER-METSECT5MC060 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 600 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC080 SCHNEIDER-METSECT5MC080 Datasheet
98Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 800 5 for bars 10x40 20x32 25x25
METSECT5VV500 SCHNEIDER-METSECT5VV500 Datasheet
106Kb / 2P
current transformer tropicalised 5000 5 for bars 55x165
METSECT5VV600 SCHNEIDER-METSECT5VV600 Datasheet
106Kb / 2P
current transformer tropicalised 6000 5 for bars 55x165
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com