công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

METSECT5CYL2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện METSECT5CYL2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Aluminium Cylinder 횠 10.5 mm - for current transformer TI
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

METSECT5CYL2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  METSECT5CYL2 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric METSECT5CYL2 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
METSECT5CYL2
Aluminium Cylinder Ø 10.5 mm - for current
transformer TI
Product availability : Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Price** : 200.00 USD
Main
Range
PowerLogic
Product name
CT
Device short name
Cylinder
Product or component type
Cylinder
Accessory / separate part category
Connection accessory
Diameter
Outer 1.06 in (26.8 mm)
Complementary
Width
1.77 in (45 mm)
ISO thread
M10
Cable outer diameter
1.06 in (27 mm)
Material
Aluminium
Environment
Product certifications
CE
EAC
Ordering and shipping details
Category
01290 - MASTERPACT ACCESSORIES
Discount Schedule
DE2F
GTIN
03606480619007
Returnability
No
Country of origin
IT
May 21, 2020
1


Số phần tương tự - METSECT5CYL2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
METSECT5CYL1 SCHNEIDER-METSECT5CYL1 Datasheet
71Kb / 2P
Aluminium Cylinder 횠 8.5 mm - for current transformer TI
May 21, 2020
More results

Mô tả tương tự - METSECT5CYL2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SCHOTT CORPORATION
22610 SCHOTT-22610 Datasheet
22Kb / 1P
TRANSMIT TRANSFORMER, TI 100
24122 SCHOTT-24122 Datasheet
23Kb / 1P
TRANSFORMER TI LINE INTERFACE
logo
Dubilier
CLLA DUBILIER-CLLA Datasheet
249Kb / 2P
ALUMINIUM ELECTROLYTIC LOW - LEAKAGE CURRENT
logo
PHOENIX CONTACT
SF-Z0025 PHOENIX-SF-Z0025 Datasheet
45Kb / 2P
Crimping pliers for turned crimp contacts 횠 1.0 mm / 횠 1.6 mm / 횠 2 mm / 횠 3.6 mm, litz wire cross section of 0.08 mm짼 ... 6 mm짼
SF-Z0054 PHOENIX-SF-Z0054 Datasheet
51Kb / 1P
Crimping pliers for turned crimp contacts 횠 0.6 mm / 횠 0.8 mm / 횠 1 mm / 횠 2 mm, litz wire cross section of 0.06 mm짼 ... 2.5 mm짼
logo
Schneider Electric
METSECT5COVER SCHNEIDER-METSECT5COVER Datasheet
70Kb / 2P
sealable cover 60.5 x 22 x 23.5 mm - for current transformer TI
May 21, 2020
METSECT5CYL1 SCHNEIDER-METSECT5CYL1 Datasheet
71Kb / 2P
Aluminium Cylinder 횠 8.5 mm - for current transformer TI
May 21, 2020
9001KY4 SCHNEIDER-9001KY4 Datasheet
129Kb / 3P
empty control station - 9001K - aluminium - 4 cut-outs 횠 30
Jan 20, 2022
9001TY1 SCHNEIDER-9001TY1 Datasheet
122Kb / 3P
empty control station - 9001T - aluminium - 1 cut-out 횠 30
Jan 20, 2022
logo
EAO AG.
82-6571.1000 EAO-82-6571.1000 Datasheet
423Kb / 2P
Pushbutton 22 mm Aluminium
05.09.2022
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com