công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

METSECT5CC025 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện METSECT5CC025
Giải thích chi tiết về linh kiện  current transformer tropicalised DIN mount 250 5 for cables d. 21
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

METSECT5CC025 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  METSECT5CC025 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric METSECT5CC025 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
METSECT5CC025
current transformer tropicalised DIN mount 250 5
for cables d. 21
Product availability : Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Price** : 1,372.00 USD
Main
Range
PowerLogic
Product name
CT
Product or component type
Current transformer
Secondary current
5 A
Accuracy class
Class 0.5 5 VA
Class 1 6 VA
Class 3 7 VA
Line Rated Current
250 A
Complementary
Current transformer type
Tropicalised for cable
Current transformer ratio
250/5
[Ith] conventional free air thermal
current
15 kA
Dynamic withstand current
2.5 Ith
Maximum safety factor
5
[Ue] rated operational voltage
< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage
3 kV
Mounting mode
By screws
Clip-on
Mounting support
Mounting plate
DIN rail
Width
Outside 1.73 in (44 mm)
Height
Outside 2.56 in (65 mm)
Depth
Frame 1.18 in (30 mm)
Total 1.46 in (37 mm)
Diameter
0.83 in (21 mm)
Net weight
0.39 lb(US) (0.175 kg)
May 21, 2020
1


Số phần tương tự - METSECT5CC025

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
METSECT5CC020 SCHNEIDER-METSECT5CC020 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 200 5 for cables d. 21
May 21, 2020
More results

Mô tả tương tự - METSECT5CC025

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
METSECT5CC004 SCHNEIDER-METSECT5CC004 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 40 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5CC005 SCHNEIDER-METSECT5CC005 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 50 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5CC006 SCHNEIDER-METSECT5CC006 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 60 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5CC008 SCHNEIDER-METSECT5CC008 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 75 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5CC010 SCHNEIDER-METSECT5CC010 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 100 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5CC013 SCHNEIDER-METSECT5CC013 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 125 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5CC015 SCHNEIDER-METSECT5CC015 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 150 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5CC020 SCHNEIDER-METSECT5CC020 Datasheet
129Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 200 5 for cables d. 21
May 21, 2020
METSECT5MA025 SCHNEIDER-METSECT5MA025 Datasheet
97Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 250 5 cables d. 27 - bars 10x32 15x25
May 21, 2020
METSECT5MB025 SCHNEIDER-METSECT5MB025 Datasheet
100Kb / 2P
current transformer tropicalised DIN mount 250 5 cables d. 26 - bars 12x40 15x32
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com