công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RR0306SE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cyntec Co., Ltd.

tên linh kiện RR0306SE
Giải thích chi tiết về linh kiện  1/20W, 0201, Thick Film Chip Resistor (Lead / Halogen Free)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYNTEC [Cyntec Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.cyntec.com/
Logo CYNTEC - Cyntec Co., Ltd.

RR0306SE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cyntec Co., Ltd.

  RR0306SE Datasheet HTML 1Page - Cyntec Co., Ltd. RR0306SE Datasheet HTML 2Page - Cyntec Co., Ltd. RR0306SE Datasheet HTML 3Page - Cyntec Co., Ltd. RR0306SE Datasheet HTML 4Page - Cyntec Co., Ltd. RR0306SE Datasheet HTML 5Page - Cyntec Co., Ltd. RR0306SE Datasheet HTML 6Page - Cyntec Co., Ltd. RR0306SE Datasheet HTML 7Page - Cyntec Co., Ltd. RR0306SE Datasheet HTML 8Page - Cyntec Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
DOCUMENT: EK-NH
REVISION: A2
2
Chip Resistor
Dimensions
Code Letter
Dimension
L
0.60  0.03
W
0.30  0.03
t
0.15 + 0/- 0.03
a
0.24  0.04
b
0.24  0.04
g
≧0.07
Type Designation :
RR0306SE
-
XXXX
-
X
D
NH
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Note :
(1) Series No.
(2) Resistance value : 103 = 10k (E24) ; 1131 =1.13k (E96)
(3) Tolerance : F = ±1%, G = ±2%, J= ±5%, X= Jumper(Below 50m)
(4) D=1/20W
(5) Electrode component: Lead free and No Halogen, RoHS compliant
Outline Drawing :
Unit: mm
L
W
a
a
t
b
g



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com