công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VCHW054T-R47MS5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cyntec Co., Ltd.

tên linh kiện VCHW054T-R47MS5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Choke Coil VCHW054T MS5 type
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYNTEC [Cyntec Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.cyntec.com/
Logo CYNTEC - Cyntec Co., Ltd.

VCHW054T-R47MS5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cyntec Co., Ltd.

  VCHW054T-R47MS5 Datasheet HTML 1Page - Cyntec Co., Ltd. VCHW054T-R47MS5 Datasheet HTML 2Page - Cyntec Co., Ltd. VCHW054T-R47MS5 Datasheet HTML 3Page - Cyntec Co., Ltd. VCHW054T-R47MS5 Datasheet HTML 4Page - Cyntec Co., Ltd. VCHW054T-R47MS5 Datasheet HTML 5Page - Cyntec Co., Ltd. VCHW054T-R47MS5 Datasheet HTML 6Page - Cyntec Co., Ltd. VCHW054T-R47MS5 Datasheet HTML 7Page - Cyntec Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
CYNTEC CO., LTD.
乾坤科技股份有限公司
Jan., 2020
DOCUMENT
: CYNVC-201-030
REVISION
: A0
PAGE
: 2 OF 7
Power Choke Coil VCHW054T MS5 type
Features
High performance (Isat) realized by metal dust core.
Low profile:Thickness max. 4.0mm
Low loss realized with low DCR
Compliance with RoHS and Halogen Free
AEC-Q200 qualified
Application
Automotive applications
Outline Dimensions
B B'
W
T
L
A'
H
A1
Recommend Land Pattern Dimensions
The customer shall determine the land dimensions shown below after confirming and safety.
B
A
C
A
3.6
B
2.2
C
7.2
Unit : mm
AEC-Q200
Code
Dimensions (mm)
L
5.40
 0.35
W
5.2
 0.2
T
3.8
 0.2
A1
1.1
 0.3
A’
1.5
 0.1
B
3.0
 0.3
B’
3.5
 0.2
H
0 ~ + 0.15
Issued



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com