công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV751 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV751
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLV751 Dual, 500-mA, High-Accuracy, LDO in a Small-Size Package
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV751 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TLV751_V01 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLV751_V01 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 31 page
background image
6
TLV751
SBVS385B – DECEMBER 2019 – REVISED APRIL 2020
www.ti.com
Product Folder Links: TLV751
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019–2020, Texas Instruments Incorporated
Electrical Characteristics (continued)
At operating temperature range (TJ = –40°C to +125°C),VIN = VOUT(NOM) + 0.5 V or 1.5 V (whichever isgreater), IOUT = 1 mA,
VEN =VIN, and CIN = COUT = 1 uF(unless otherwise noted); all typical values are at TJ = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
RPULL
DOWN
Pulldown resistance
VIN = 6.0 V
95
Ω
TSD
Thermal shutdown
Shutdown, temperature increasing
170
°C
Reset, temperature decreasing
155



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com