| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM2339 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM2339 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 26 page ![]() Contents UM2339 2/26 UM2339 Rev 1 Contents 1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Product marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 System requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 Development toolchains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 Demonstration software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 Hardware layout and configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7.1 Mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7.2 Embedded ST-LINK/V2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.2.1 Using the ST-LINK/V2 to program/debug one on-board STM8 device . 10 7.2.2 Using the ST-LINK/V2 to program/debug a STM8 device on a DIL8 module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7.2.3 Using the ST-LINK/V2 to program/debug an external STM8 device . . . 11 7.2.4 Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7.2.5 ST-LINK/V2 firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7.3 Power supply (CN3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7.4 LEDs (LD1 and LD2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7.5 Push-button (B1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7.6 IDD measurement (JP1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Appendix A STM8S001J3M3 DIL8 module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Appendix B STM8L001J3M3 DIL8 module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Appendix C STM8L050J3M3 DIL8 module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Appendix D Electrical schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 |