công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VBKB5245 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện VBKB5245
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- and P-Channel V(D-S) MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

VBKB5245 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  VBKB5245 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd VBKB5245 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd VBKB5245 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd VBKB5245 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd VBKB5245 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd VBKB5245 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd VBKB5245 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd VBKB5245 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
A S O
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
[Nch]
[Nch]
[Nch]
[Nch]
[Nch]
[Pch]
[Pch]
Drain Current, ID -- A
SW Time -- ID
Ciss, Coss, Crss -- VDS
Drain Current, ID -- A
| yfs | -- I
D
Diode Forward Voltage, VSD -- V
IS -- VSD
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
IT13503
0.01
0.1
IT13504
0.1
0.3
0.5
1.1
0.7
0.9
0.01
0.1
7
5
3
2
7
5
3
2
2
1.0
7
5
3
0.1
23
5 7
2
1.0
35 7
2
35 7
1.0
7
5
3
2
7
5
3
2
VDS=10V
Ta=
--25
°C
75°
C
25
°C
VGS=0V
0.01
0.1
23
5 7
2
1.0
10
35 77
2
3
10
7
5
2
2
3
5
2
3
100
7
5
IT13505
04
6
212
14
810
16
18
20
2
7
5
3
7
5
IT13506
100
1000
2
3
f=1MHz
VDD=10V
VGS=4.5V
td(off)
tr
tf
td(on)
Ciss
Crss
Coss
35
Total Gate Charge, Qg -- nC
VGS -- Qg
0
0
5.0
1.0
1.5
0.5
4.5
IT13507
2.5
2.0
4.0
3.0
3.5
4.5
1.0
0.5
1.5
2.0
2.5
3.5
3.0
4.0
VDS=10V
ID=4A
ID -- VDS
ID -- VGS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
0
--3.0
--2.5
--2.0
--1.5
--1.0
--0.5
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--0.1
--0.3
--0.5
--0.7
--0.9
IT14533
0
--1.0
--0.4 --0.6 --0.8
--0.2
--1.2
--1.8
--1.6
--1.4
--2.2
--2.0
0
--1.0
--0.5
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--3.5
--5.0
--4.5
--4.0
IT14534
--1.5V
VDS= --10V
VGS= --1.2V
IT16454
2
2
3
5
7
0.1
2
3
5
7
1.0
0.01
0.01
0.1
57
23
2
1.0
57
32
10
100
57
7
32 3 5
Operation in this
area is limited by RDS(on).
100
μs
100ms
DC
operation
10ms
1ms
2
3
5
7
3
5
7
10
100
IDP=20A (PW≤10μs)
ID=4A
[Nch]
Ta=25
°C
Single pulse
When mounted on ceramic substrate (900mm2
×0.8mm)
VBKB5245
www.VBsemi.com
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com