công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XAM6546ACDXEAF bảng dữ liệu(PDF) 184 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XAM6546ACDXEAF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Processors Silicon Revision 1.0
PDF  277 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

XAM6546ACDXEAF bảng dữ liệu(HTML) 184 Page - Texas Instruments

Back Button XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 180Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 181Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 182Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 183Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 184Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 185Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 186Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 187Page - Texas Instruments XAM6546ACDXEAF Datasheet HTML 188Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 184 / 277 page
background image
GPMC_FCLK
GPMC_CLK
GPMC_CSn[x]
GPMC_A[MSB:1]
GPMC_BE0n_CLE
GPMC_BE1n
GPMC_ADCn_ALE
GPMC_OEn_REn
GPMC_AD[15:0]
GPMC_WAIT[x]
Address 0
Address 1
Valid
Valid
Valid
Valid
Data Upper
FA9
FA10
FA3
FA9
FA3
FA13
FA13
FA1
FA1
FA4
FA4
FA12
FA12
FA10
FA0
FA0
FA16
FA0
FA0
FA10
FA10
FA5
FA5
GPMC_07
184
AM6548, AM6528, AM6546
AM6526, AM6527
SPRSP08I – NOVEMBER 2017 – REVISED DECEMBER 2019
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: AM6548 AM6528 AM6546 AM6526 AM6527
Specifications
Copyright © 2017–2019, Texas Instruments Incorporated
A.
In GPMC_CSn[x], x is equal to 0, 1, 2 or 3. In GPMC_WAIT[x], x is equal to 0 or 1.
B.
FA5 parameter illustrates amount of time required to internally sample input data. It is expressed in number of GPMC
functional clock cycles. From start of read cycle and after FA5 functional clock cycles, input data will be internally
sampled by active functional clock edge. FA5 value must be stored inside AccessTime register bits field.
C.
GPMC_FCLK is an internal clock (GPMC functional clock) not provided externally.
Figure 5-50. GPMC and NOR Flash—Asynchronous Read—32-Bit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com