công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBT3904 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện MMBT3904
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc Silicon NPN Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

MMBT3904 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  MMBT3904 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited MMBT3904 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
1
isc Silicon NPN Transistor
MMBT3904
DESCRIPTION
·
Low Voltage Use
·
Ultra Super Mini Mold Package
·
Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
performance and reliable operation
APPLICATIONS
·
Telephony and professional communication equipment.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
60
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
40
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
6
V
IC
Collector Current-Continuous
200
mA
PC
Collector Power Dissipation
@TC=25℃
350
mW
TJ
Junction Temperature
-55~150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
MAX UNIT
ICBO
Collector Cutoff Current
VCE= 60V
50
nA
ICEX
Collector Cutoff Current
VCE= 30V
50
nA
hFE
DC Current Gain
IC= 0.1mA ; VCE= 1V
40
IC= 1mA ; VCE= 1V
70
IC= 10mA ; VCE= 1V
100
300
IC= 50mA ; VCE= 1V
60
IC= 100mA ; VCE= 1V
30
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation
Voltage
IC= 10mA ;IB= 1mA
0.2
V
IC= 50mA ;IB= 5mA
0.3
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
IC= 10mA ;IB= 1mA
0.65
0.85
V
IC= 50mA ;IB= 5mA
0.95
V
fT
Current Gain-Bandwidth Product
IC=10mA;VCE=20V; f=100MHz
300
MHz
NF
Noise Figure
VCE=5.0V; f=10Hz to 15.7kHz;
IC=100uA; RS=1.0kΩ
5
dB


Số phần tương tự - MMBT3904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MMBT3904 ONSEMI-MMBT3904 Datasheet
296Kb / 12P
GENERAL PURPOSE AMPLIFIER TRANSISTORS SURFACE MOUNT
logo
NXP Semiconductors
MMBT3904 PHILIPS-MMBT3904 Datasheet
48Kb / 8P
NPN switching transistor
2000 Apr 11
logo
STMicroelectronics
MMBT3904 STMICROELECTRONICS-MMBT3904 Datasheet
58Kb / 4P
SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR
Jun-2002
logo
Transys Electronics
MMBT3904 TRSYS-MMBT3904 Datasheet
200Kb / 2P
NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBT3904 ZOWIE-MMBT3904 Datasheet
121Kb / 6P
GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN SILICON
More results

Mô tả tương tự - MMBT3904

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2N3583 ISC-2N3583 Datasheet
158Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
2N6739 ISC-2N6739 Datasheet
202Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
2SC937 ISC-2SC937 Datasheet
263Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
2SC1569 ISC-2SC1569 Datasheet
243Kb / 2P
isc Silicon NPN Power Transistor
2SC3198 ISC-2SC3198 Datasheet
214Kb / 2P
isc Silicon NPN Transistor
2SC1815 ISC-2SC1815 Datasheet
169Kb / 2P
isc Silicon NPN Transistor
2SC2120 ISC-2SC2120 Datasheet
168Kb / 2P
isc Silicon NPN Transistor
2SC1815 ISC-2SC1815_19 Datasheet
235Kb / 2P
isc Silicon NPN Transistor
2SD965 ISC-2SD965 Datasheet
291Kb / 3P
isc NPN Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com