công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS320BF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SS320BF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JUXING [Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.trr-jx.com
Logo JUXING - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

SS320BF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

  SS320BF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SS320BF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SS320BF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Marking
Type number
Marking code
SS32BF
SS34BF
SS36BF
32B
SS38BF
SS310BF
SS312BF
SS315BF
SS320BF
S34B
S36B
S38B
S310B
S312B
S315B
S320B
The recommended mounting pad size
Unit:mm(mil)
3.0(118)
1.8(71)
1.8(71)
PACKAGE OUTLINE
Plastic surface mounted package; 2 leads
SMBF
∠ALL ROUND
V
A
M
UNIT
mm
1.3
0.26
4.4
3.7
5.5
1.1
0.18
4.2
3.5
5.1
9°
max
min
mil
max
min
A
C
D
E
HE
∠
2.2
1.9
e
Bottom View
HE
g
Top View
1.0
g
g
∠ALL ROUND
D
A
E
51
10
173
146
216
43
7
165
138
200
86
75
40
S
SS32BF THRU SS320BF
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
http://www.trr-jx.com
version: 02



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com