công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MML25231HT1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MML25231HT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhancement Mode pHEMT Technology (E--pHEMT)
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MML25231HT1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button MML25231HT1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors MML25231HT1 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
MML25231HT1
7
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
50 OHM TYPICAL CHARACTERISTICS: 2500 MHz
0
35
30
25
20
10
5
15
60
90
85
75
65
Figure 11. Drain Current versus Output Power
and Temperature
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
VDD = 5 Vdc, f = 2500 MHz, CW
24
10
12
14
16
18
20
22
80
70
–40C
25C
85C
0
35
30
25
20
10
5
15
60
100
95
85
65
Figure 12. Drain Current versus Output Power
and Frequency
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
24
10
12
14
16
18
20
22
90
80
3600 MHz
1750 MHz
2350 MHz
2600 MHz
1920 MHz
0
35
30
25
20
10
5
15
10
22
20
16
12
Figure 13. Third Order Input Intercept Point
versus Output Power and Temperature
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
22
612
14
16
18
20
18
14
10
8
0
35
30
25
20
10
5
15
–66
–12
–18
–30
–42
Figure 14. Third Order Intermodulation Distortion
versus Output Power and Temperature
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
22
612
14
16
18
20
–24
–36
–40C
25C
85C
–54
–48
–60
10
8
0
35
30
25
20
10
5
15
9
30
27
21
18
Figure 15. Third Order Input Intercept Point
versus Output Power and Frequency
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
24
612
14
16
18
20
24
15
10
8
3600 MHz
1750 MHz
2600 MHz
1920 MHz
2350 MHz
22
VDD =5 Vdc, CW
70
75
VDD = 5 Vdc, f = 2500 MHz, CW
VDD =5 Vdc, CW
–40C
25C
85C
VDD = 5 Vdc, f = 2500 MHz, CW
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com