công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PREMISE_HFCH5048BKS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hubbell Incorporated.

tên linh kiện PREMISE_HFCH5048BKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUBBELL [Hubbell Incorporated.]
Trang chủ  https://www.hubbell.com/
Logo HUBBELL - Hubbell Incorporated.

PREMISE_HFCH5048BKS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hubbell Incorporated.

  PREMISE_HFCH5048BKS Datasheet HTML 1Page - Hubbell Incorporated.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Hubbell Premise Wiring • Hubbell Incorporated (Delaware) • 40 Waterview Drive • Shelton, CT 06484 • Phone (800) 626-0005 • FAX (860) 535-5368
OptiChannel
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
Outdoor
Features
E-Z Strip Bright Colored Buffer Coatings
Gel-Free Water Blocking Construction
Premium Bend-Insensitive Fiber For Enhanced Optical
Performance
Ordering Information
Description
Fiber Type
Catalog No.
UPC No.
Outdoor Armored Double
Jacket Loose Tube, 48 Fiber,
Black
OS2
Singlemode
HFCH5048BKS
662620606071
Listings
Telcordia GR-409 and GR-20
ANSI/ICEA S-87-640
TIA-568.3-D
ANSI/TIA-758-A
Specifications
Fiber Coating
250 Micron Acrylate Buffer
Cable Diameter in (mm)
0.54 (13.8)
Cable Weight (lb/kft)
112
Construction
Armored Double Jacket Loose Tube, 6F/Tube,
Central Strength Member
Armor
Corregated Steel
Performance
Cable Attenuation (dB/km at 1310/1550 nm)
0.5/0.4
Maximum Installation Pulling Load (lb)
600
Maximum Operating Temperature
-40°F to +158°F (-40°C to +80°C)
Minimum Bend Radius, In-Service in (cm)
6 (14)
Accessories
Fiber Strip Tool
OFSTRIP2
Splice Tray, 12 Fusion
STRAY12F
Splice Tray, 24 Fusion
STRAY24F
Splice Protection Sleeves
FSHST401025
Online Resources
eCatalog


Số phần tương tự - PREMISE_HFCH5048BKS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hubbell Incorporated.
PREMISE_HFCH5048BK3 HUBBELL-PREMISE_HFCH5048BK3 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5048BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH5048BK4 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
More results

Mô tả tương tự - PREMISE_HFCH5048BKS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hubbell Incorporated.
PREMISE_HFCH5012BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH5012BKS Datasheet
237Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5012BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH5012BK4 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5012BK3 HUBBELL-PREMISE_HFCH5012BK3 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5006BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH5006BK4 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5144BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH5144BKS Datasheet
237Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5096BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH5096BKS Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5072BK3 HUBBELL-PREMISE_HFCH5072BK3 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5072BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH5072BK4 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5048BK3 HUBBELL-PREMISE_HFCH5048BK3 Datasheet
238Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH5024BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH5024BKS Datasheet
237Kb / 1P
Outdoor Armored Double Jacket Loose Tube Cable
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com