công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PREMISE_HFCH4048BKS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hubbell Incorporated.

tên linh kiện PREMISE_HFCH4048BKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Outdoor Armored Loose Tube Cable
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUBBELL [Hubbell Incorporated.]
Trang chủ  https://www.hubbell.com/
Logo HUBBELL - Hubbell Incorporated.

PREMISE_HFCH4048BKS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hubbell Incorporated.

  PREMISE_HFCH4048BKS Datasheet HTML 1Page - Hubbell Incorporated.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Hubbell Premise Wiring • Hubbell Incorporated (Delaware) • 40 Waterview Drive • Shelton, CT 06484 • Phone (800) 626-0005 • FAX (860) 535-5368
OptiChannel
Outdoor Armored Loose Tube Cable
Outdoor
Features
E-Z Strip Bright Colored Buffer Coatings
Gel-Free Water Blocking Construction
Premium Bend-Insensitive Fiber For Enhanced Optical
Performance
Ordering Information
Description
Fiber Type
Catalog No.
UPC No.
Outdoor Armored Loose
Tube, 48 Fiber, Black
OS2
Singlemode
HFCH4048BKS
662620600710
Listings
Telcordia GR-409 and GR-20
ANSI/ICEA S-87-640
TIA-568.3-D
ANSI/TIA-758-A
Specifications
Fiber Coating
250 Micron Acrylate Buffer
Cable Diameter in (mm)
0.48 (12.2)
Cable Weight (lb/kft)
93
Construction
Armored Loose Tube, 6F/Tube, Central
Strength Member
Armor
Corregated Steel
Performance
Cable Attenuation (dB/km at 1310/1550 nm)
0.5/0.4
Maximum Installation Pulling Load (lb)
600
Maximum Operating Temperature
-40°F to +158°F (-40°C to +80°C)
Minimum Bend Radius, In-Service in (cm)
5 (12)
Accessories
Fiber Strip Tool
OFSTRIP2
Splice Tray, 12 Fusion
STRAY12F
Splice Tray, 24 Fusion
STRAY24F
Splice Protection Sleeves
FSHST401025
Online Resources
eCatalog


Số phần tương tự - PREMISE_HFCH4048BKS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hubbell Incorporated.
PREMISE_HFCH4048BK3 HUBBELL-PREMISE_HFCH4048BK3 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4048BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH4048BK4 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
More results

Mô tả tương tự - PREMISE_HFCH4048BKS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hubbell Incorporated.
PREMISE_HFCH4144BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH4144BKS Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4096BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH4096BKS Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4072BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH4072BKS Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4072BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH4072BK4 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4048BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH4048BK4 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4048BK3 HUBBELL-PREMISE_HFCH4048BK3 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4024BK4 HUBBELL-PREMISE_HFCH4024BK4 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4012BK6 HUBBELL-PREMISE_HFCH4012BK6 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4006BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH4006BKS Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
PREMISE_HFCH4012BK3 HUBBELL-PREMISE_HFCH4012BK3 Datasheet
240Kb / 1P
Outdoor Armored Loose Tube Cable
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com