công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HZS11LB2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HZS11LB2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Low Noise Application
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HZS11LB2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  HZS11LB2 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HZS11LB2 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HZS11LB2 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HZS11LB2 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HZS11LB2 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HZS11LB2 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HZS11LB2 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
HZS-L Series
Rev.2.00, Jan.06.2003, page 2 of 6
Absolute Maximum Ratings
(Ta = 25°C)
Item
Symbol
Value
Unit
Power dissipation
Pd
400
mW
Junction temperature
Tj
200
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +175
°C
Electrical Characteristics
(Ta = 25°C)
Zener Voltage
Reverse Current
Dynamic Resistance
VZ (V)*
1
Test
Condition
IR (µA)
Test
Condition
rd (Ω)
Test
Condition
Type
Grade
Min
Max
IZ (mA)
Max
VR (V)
Max
IZ (mA)
HZS6L
A1
5.2
5.5
0.5
1
2.0
150
0.5
A2
5.3
5.6
A3
5.4
5.7
B1
5.5
5.8
80
0.5
B2
5.6
5.9
B3
5.7
6.0
C1
5.8
6.1
60
0.5
C2
6.0
6.3
C3
6.1
6.4
HZS7L
A1
6.3
6.6
0.5
1
3.5
60
0.5
A2
6.4
6.7
A3
6.6
6.9
B1
6.7
7.0
B2
6.9
7.2
B3
7.0
7.3
C1
7.2
7.6
C2
7.3
7.7
C3
7.5
7.9
Note:
1. Tested with DC.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com