| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SWF21FC-R56MA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SWF21FC-R56MA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. |
|
2 / 2 page ![]() TAI-TECH www.tai-tech.com.tw TAI-TECH Part Number Inductance (uH) Tolerance Test Frequency (Hz) Q min. Test Frequency (MHz) Rated Current (mA) max. DCR (Ω) max. SRF (MHz) min. SWF21FC-2R7□A 2.70 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 410 0.74 140 SWF21FC-3R3□A 3.30 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 385 0.81 95 SWF21FC-3R9□A 3.90 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 372 0.88 57 SWF21FC-4R7□A 4.70 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 345 0.99 51 SWF21FC-5R6□A 5.60 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 335 1.06 44 SWF21FC-6R8□A 6.80 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 315 1.21 39 SWF21FC-8R2□A 8.20 K,M 0.5V/7.96M 10 7.96 295 1.33 33 SWF21FC-100□A 10.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 260 1.79 30 SWF21FC-120□A 12.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 250 1.98 27 SWF21FC-150□A 15.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 215 2.68 22 SWF21FC-180□A 18.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 195 3.12 20 SWF21FC-220□A 22.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 180 3.48 18 SWF21FC-270□A 27.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 170 3.84 16 SWF21FC-330□A 33.0 K,M 0.5V/2.52M 10 2.52 145 4.34 15 |