công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện SM5S
Giải thích chi tiết về linh kiện  3600W Transient Voltage Suppressor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

SM5S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  SM5S Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SM5S Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SM5S Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SM5S Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SM5S Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SM5S Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
OUTLINE
REEL
(PCS)
TAPING
750
Dimensions
D
D2
W1
REEL
(PCS)
PER CARTON
(PCS)
750
3000
Dimensions
millimeters
inches
330±0.2
13.0±0.008
13.2±0.2
0.52±0.008
24±0.2
0.94±0.008
REEL DIAMETERS
(mm)
330
Shanghai Leiditech Electronic Co.,Ltd
Email: sale1@leiditech.com
Tel : +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2014
6/6
SM5S Series 3600W Transient Voltage Suppressor



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com